Part Number Hot Search : 
LTI106 TSP150BL D1858 P4SMA 4093B 2405DH MAX63 ISL88
Product Description
Full Text Search
 

To Download B84103-S1-A60 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 2-Line Filters for General-Purpose Applications
Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 to 6 A Construction
s Filter with IEC connector, fuse holder
B84103
and switch
s Appliance connector as per IEC 60320 s Fuse holder 5 x 20 mm s 2-pole disconnector
Features
s Enhanced differential-mode insertion loss s For installation in instrument housings
Applications
s Medium-performance switch-mode power supplies s Industrial electronics s Measuring instruments
Terminals
s Tab connector 6,3 x 0,8 mm at output
Marking Marking on component: Manufacturer's logo, ordering code, rated voltage, rated current, date code Minimum marking on packaging: Manufacturer's logo, ordering code Circuit diagram
LINE L
LOAD L'
IEC Connector IEC-Stecker
N
N'
SSB0207-F
196 03/01
2-Line Filters for General-Purpose Applications
Technical data Rated voltage V R Rated current IR Test voltage V P Leakage current l leak Climatic category Weight 250 V~, 50/60 Hz Referred to 40 C ambient temperature 1414 V-, 2 s (line/line) 2700 V-, 2 s (lines/case) < 1 mA at 230 V~, 50 Hz
B84103
In accordance with EN 60068-1 25/085/21 (- 25 C/+ 85 C/21 days damp heat test) approx. 150 g
Characteristics and ordering codes IR A 1 3 6 0,33 F (X2) + 2 x 10 nF (Y2) 0,33 F (X2) + 2 x 10 nF (Y2) 0,33 F (X2) + 2 x 10 nF (Y2) 2 x 9 mH + 2 x 270 H 2 x 1,5 mH + 2 x 22 H 2 x 0,47 mH + 2 x 8 H B84103-S1-A10 B84103-S1-A30 B84103-S1-A60 CR LR Ordering code Approvals
565-3
x x x
x
-- --
x x x
x = approval granted
197 03/01
2-Line Filters for General-Purpose Applications
Dimensional drawing
Mounting version II Mounting direction Mounting version I Mounting direction Tab connector
B84103
Mounting holes for mounting version I
Mounting holes for mounting version II
M3 or O 3,5
198 03/01
2-Line Filters for General-Purpose Applications
Insertion loss (typical values at Z = 50 ) unsymmetrical, adjacent branches terminated common mode, all branches in parallel (asymmetrical) differential mode (symmetrical) B84103-S1-A10
100
SSB0210-Z
B84103
B84103-S1-A30
100
SSB0211-8
e
dB 80
e
dB 80
60
60
40
40
20
20
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
B84103-S1-A60
100
SSB0212-G
e
dB 80
60
40
20
0
10 4
10 5
10 6
10 7
Hz 10 8 f
199 03/01
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B84103-S1-A60

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X